Part Number Hot Search : 
KIA7434P MAX9589 PLA43403 MPZ1005 SFBUX22 RB731U RE46C140 MV3450
Product Description
Full Text Search
 

To Download FS300R12KF4 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 European PowerSemiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG
Marketing Information FS 300 R 12 KF4
61,5 13 61,5 M6
31,5
190 57
171
U
V
W
CX CU 2,8x0,5 5,5 26,4 5 3x5=15
GX EX EU GU
CY
CV 3,35
CZ CW
4 deep
7
GY EY EV GV GZ EZ EW GW
+ Cu Gu Eu Cx Gx Ex Cv Gv Ev Cy Gy Ey
+ Cw Gw Ew Cz Gz Ez
external connection + to be done
U V W
- external connection to be done
VWK, May 1996
IGBT-Module
Hochstzulassige Werte / Maximum rated values Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Kollektor-Dauergleichstrom Periodischer Kollektor Spitzenstrom Gesamt-Verlustleistung Gate-Emitter-Spitzenspannung Dauergleichstrom Periodischer Spitzenstrom Isolations-Prufspannung collector-emitter voltage DC-collector current repetitive peak collector current total power dissipation gate-emitter peak voltage DC forward current repetitive peak forw. current insulation test voltage tp=1ms RMS, f=50 Hz, t= 1 min. tp=1 ms tC=25C, Transistor /transistor VCES IC ICRM Ptot VGE IF IFRM VISOL
FS 300 R 12 KF4
1200 V 300 A 600 A 2000 W +/- 20 V 300 A 600 A 2,5 kV min. typ. 2,7 3,3 5,5 22 0,35 0,45 0,9 1,0 0,10 0,15 max. 3,2 V 3,9 V 6,5 V - nF 5 mA 50 mA 400 nA 400 nA - s - s - s - s - s - s
Charakteristische Werte / Characteristic values: Transistor
Kollektor-Emitter Sattigungsspannung Gate-Schwellenspannung Eingangskapazitat Kollektor-Emitter Reststrom Gate-Emitter Reststrom Emitter-Gate Reststrom Einschaltzeit (induktive Last) collector-emitter saturation voltage gate threshold voltage input capacity collector-emitter cut-off current gate leakage current gate leakage current turn-on time (inductive load) iC=300A, vGE=15V, t vj=25C iC=300A, vGE=15V, t vj=125C iC=12mA, vCE=vGE, tvj=25C fO=1MHz,tvj=25C,vCE=25V,vGE=0V vCE=1200V, vGE=0V, t vj=25C vCE=1200V, vGE=0V, t vj=125C vCE=0V, vGE=20V, t vj=25C vCE=0V, vEG=20V, t vj=25C iC=300A,vCE=600V vL= 15V,R G=6,8, tvj=25C vL= 15V,R G=6,8, tvj=125C Speicherzeit (induktive Last) storage time (inductive load) iC=300A,vCE=600V vL= 15V,R G=6,8, tvj=25C vL= 15V,R G=6,8, tvj=125C Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load) iC=300A,vCE=600V vL= 15V,R G=6,8, tvj=25C vL= 15V,R G=6,8, tvj=125C tf ts i GES i EGS ton vGE(th) Cies i CES vCE sat
4,5 -
Charakteristische Werte / Characteristic values: Invers-Diode
Durchlaspannung Ruckstromspitze forward voltage peak reverse recovery current iF=300A, vGE=0V, t vj=25C iF=300A, vGE=0V, t vj=125C iF=300A, -di F/dt=300A/s vRM=600V, vEG=10V, t vj=25C vRM=600V, vEG=10V, t vj=125C Sperrverzogerungsladung recovered charge iF=300A, -di F/dt=300A/s vRM=600V, vEG=10V, t vj=25C vRM=600V, vEG=10V, t vj=125C Qr 4 20 - As - As IRM 25 65 -A -A VF 2,3 2,1 2,9 V -V
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junction to case Transistor,DC,pro Modul/per module RthJC Transistor,DC,pro Zweig/per arm Diode,DC, pro Modul/per module Diode,DC, pro Zweig/per arm Ubergangs-Warmewiderstand Hochstzul. Sperrschichttemperatur Betriebstemperatur Lagertemperatur thermal resistance, case to heatsink max. junction temperature operating temperature storage temperature Transistor / transistor Diode / diode pro Modul / per Module pro Zweig / per arm tvj max tc op tc op tstg RthCK typ. typ. 0,011 C/W 0,064 C/W 0,023 C/W 0,140 C/W 0,006 C/W 0,036 C/W 150 C -40...+150 C -40...+125 C -40...+125 C
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehause, siehe Anlage Innere Isolation case, see appendix internal insulation M1 terminals M6 M2 G Al2O 3 3 Nm 5...6 Nm ca. 2300 g
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlusse terminal connection torque Gewicht weight
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehorigen Technischen Erlauterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.
eupec GmbH + Co KG, Max-Planck-Str. 5, D59581 Warstein, Telefon +49 (0)2902/ 764-0, Telefax /764-256
Terms & Conditions of Usage
Attention The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact". Warning Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of FS300R12KF4

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X